データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EAST10052WA0 データシート(PDF) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

部品番号 EAST10052WA0
部品情報  Compatible with automatic placement equipment.
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

EAST10052WA0 データシート(HTML) 3 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

  EAST10052WA0 Datasheet HTML 1Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 2Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 11 page
background image
DATASHEET
SMD  B
EAST10052WA0
3
Copyright © 2010, Everlight Americas Inc. All Rights Reserved. Release Date : 27-Dec-2016 Issue No: DSE-0009999
Rev.3
www.everlightamericas.com
Bin Range of Luminous Intensity
Bin Code
Min.
Max.
Unit
Condition
R2
140
180
mcd
IF =5mA
S1
180
225
S2
225
285
T1
285
360
Bin Range Of Luminous Voltage
Group
Bin Code
Min.
Max.
Unit
Condition
Q
29
2.7
2.8
V
IF =5mA
30
2.8
2.9
31
2.9
3.0
32
2.9
3.0
33
3.1
3.2
Note:
1. Tolerance of Luminous Intensity: ±11%
2. Tolerance of Forward Voltage: ±0.05V
Ver.:3
Release Date:01/03/2017
狀態:Approved(正式發行)
 



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com