データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

EAST10052WA0 データシート(PDF) 8 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

部品番号 EAST10052WA0
部品情報  Compatible with automatic placement equipment.
PDF  11 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EVERLIGHT [Everlight Electronics Co., Ltd]
ホームページ  http://www.everlight.com
Logo EVERLIGHT - Everlight Electronics Co., Ltd

EAST10052WA0 データシート(HTML) 8 Page - Everlight Electronics Co., Ltd

Back Button EAST10052WA0 Datasheet HTML 3Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 4Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 5Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 6Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 7Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 8Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 9Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 10Page - Everlight Electronics Co., Ltd EAST10052WA0 Datasheet HTML 11Page - Everlight Electronics Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 11 page
background image
DATASHEET
SMD  B
EAST10052WA0
8
Copyright © 2010, Everlight Americas Inc. All Rights Reserved. Release Date : 27-Dec-2016 Issue No: DSE-0009999
Rev.3
www.everlightamericas.com
Moisture Resistant Packing Materials
Label Explanation
CPN: Customer’s Product Number
P/N: Product Number
QTY: Packing Quantity
CAT: Luminous Intensity Rank
HUE: Chromaticity Coordinates & Dom. Wavelength
Rank
REF: Forward Voltage Rank
LOT No: Lot Number
Reel Dimensions
Note: The tolerances unless mentioned is ±0.1mm ,Unit = mm
Ver.:3
Release Date:01/03/2017
狀態:Approved(正式發行)
 



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com