| データシートサーチシステム |
|
TSS901EA/883 データシート(PDF) 18 Page - ATMEL Corporation |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TSS901EA/883 データシート(HTML) 18 Page - ATMEL Corporation |
|
18 / 31 page ![]() 18 TSS901E Rev. C – 24-Aug-01 Timing Parameters Clock Signals Note: 1) Max. 25 MHz Note: 1) Typically 10 MHz Description Symbol Min. Max. Unit CLK period 1) t CLK 40 ns CLK width high t CLKH 17 ns CLK width low t CLKL 17 ns Description Symbol Min. Max. Unit CLK10 period 1) tCLK10 100 100 ns CLK10 width high tCLK10H 40 ns CLK10 width low tCLK10L 40 ns |