データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2N3906 データシート(PDF) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

部品番号 2N3906
部品情報  isc Silicon PNP Power Transistor
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  ISC [Inchange Semiconductor Company Limited]
ホームページ  http://www.iscsemi.cn
Logo ISC - Inchange Semiconductor Company Limited

2N3906 データシート(HTML) 2 Page - Inchange Semiconductor Company Limited

  2N3906 Datasheet HTML 1Page - Inchange Semiconductor Company Limited 2N3906 Datasheet HTML 2Page - Inchange Semiconductor Company Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
INCHANGE Semiconductor
isc Product Specification
isc website:www.iscsemi.com
isc & iscsemi is registered trademark
2
isc Silicon PNP Power Transistor
2N3906
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
TC=25℃ unless otherwise specified
SYMBOL
PARAMETER
CONDITIONS
MIN
MAX
UNIT
V(BR)CBO
Collector-base breakdown voltage
IC=-10mA, IE=0
-40
V
V(BR)CEO
Collector-emitter breakdown voltage
IC= -1mA , IB=0
-40
V
V(BR)EBO
Emitter-base breakdown voltage
IE= -10mA, IC=0
-5
V
VCE(sat)1
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= -10mA; IB= -1mA
-0.2
V
VCE(sat)2
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= -50mA; IB= -5mA
-0.2
V
VBE(sat)1
base-emitter saturation voltage
IC= -10mA; IB=-1mA
-0.85
V
VCE(sat)2
Collector-Emitter Saturation Voltage
IC= -50mA; IB= -5mA
-0.95
V
ICBO
collector cut-off current
VCB =-30 V,IE = 0
-0.05
μ
A
IEBO
Emitter Cutoff Current
VEB=-6V; IC=0
-0.05
μ
A
hFE-1
DC Current Gain
IC= -0.1 mA ; VCE= -1V
60
hFE-2
DC Current Gain
IC=- 1 mA ; VCE=-1V
80
hFE-3
DC Current Gain
IC= -10 mA ; VCE=-1V
100
300
hFE-4
DC Current Gain
IC= -50 mA ; VCE=-1V
60
hFE-5
DC Current Gain
IC=-100 mA ; VCE=-1V
30
Classification of hFE1
Rank
O
Y
G
Range
100-200
200-300
300-400



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com