データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MSP3438G データシート(PDF) 54 Page - Micronas

部品番号 MSP3438G
部品情報  Multistandard Sound Processor Family
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICRONAS [Micronas]
ホームページ  http://www.micronas.com
Logo MICRONAS - Micronas

MSP3438G データシート(HTML) 54 Page - Micronas

Back Button MSP3438G Datasheet HTML 50Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 51Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 52Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 53Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 54Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 55Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 56Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 57Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 58Page - Micronas Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 54 / 84 page
background image
MSP 3438G
PRELIMINARY DATA SHEET
54
MICRONAS INTERMETALL
4.6.3.2. Digital Inputs, Digital Outputs
Symbol
Parameter
Pin Name
Min.
Typ.
Max.
Unit
Test Conditions
Digital Inputs Levels
VDIGIL
Digital Input Low Voltage
STANDBYQ
D_CTR_I/O_0/1
0.2
VSUP2
VDIGIH
Digital Input High Voltage
0.5
VSUP2
ZDIGI
Input Impedance
5
pF
IDLEAK
Digital Input Leakage Current
−11
µA0 V < U
INPUT< DVSUP
D_CTR_I/O_0/1: tri-state
VDIGIL
ADR_SEL Input Low Voltage
ADR_SEL
0.2
VSUP2
VDIGIH
ADR_SEL Input High Voltage
0.8
VSUP2
IADRSEL
Input Current
−500
−220
µAU
ADR_SEL= DVSS
220
500
µAU
ADR_SEL= DVSUP
Digital Output Levels
VDCTROL
Digital Output Low Voltage
D_CTR_I/O_0
D_CTR_I/O_1
0.4
V
IDDCTR = 1 mA
VDCTROH
Digital Output High Voltage
4.0
V
IDDCTR =
−1 mA



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com