データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MSP3438G データシート(PDF) 20 Page - Micronas

部品番号 MSP3438G
部品情報  Multistandard Sound Processor Family
PDF  84 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICRONAS [Micronas]
ホームページ  http://www.micronas.com
Logo MICRONAS - Micronas

MSP3438G データシート(HTML) 20 Page - Micronas

Back Button MSP3438G Datasheet HTML 16Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 17Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 18Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 19Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 20Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 21Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 22Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 23Page - Micronas MSP3438G Datasheet HTML 24Page - Micronas Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 20 / 84 page
background image
MSP 3438G
PRELIMINARY DATA SHEET
20
MICRONAS INTERMETALL
3.3.2. Description of User Registers
Table 3–6: Standard Codes for STANDARD SELECT register
MSP Standard
Code
(Data in hex)
TV Sound Standard
Sound Carrier
Frequencies in
MHz
MSP 34x8G
Version
Automatic Standard Detection
00 01
Start Automatic Standard Detection
all
Standard Selection
00 02
M-Dual FM-Stereo
4.5/4.724212
3408, 3418, 3448,
3458
00 03
B/G -Dual FM-Stereo1)
5.5/5.7421875
3408, 3418, 3458
00 04
D/K1-Dual FM-Stereo2)
6.5/6.2578125
00 05
D/K2-Dual FM-Stereo2)
6.5/6.7421875
00 06
D/K -FM-Mono with HDEV33), not detectable by
Automatic Standard Detection, for China
HDEV33) SAT-Mono (i.e. Eutelsat, s. Table 6–11)
6.5
00 07
D/K3-Dual FM-Stereo
6.5/5.7421875
3408, 3418, 3458
00 08
B/G -NICAM-FM1)
5.5/5.85
3418, 3458
00 09
L -NICAM-AM
6.5/5.85
00 0A
I -NICAM-FM
6.0/6.552
00 0B
D/K -NICAM-FM2)
6.5/5.85
00 0C
D/K -NICAM-FM with HDEV24), not detectable
by Automatic Standard Detection, for China
6.5/5.85
00 0D
D/K -NICAM-FM with HDEV33), not detectable
by Automatic Standard Detection, for China
6.5/5.85
3418, 3458
00 20
M-BTSC-Stereo
4.5
3438, 3448, 3458
00 21
M-BTSC-Mono
+ SAP
00 30
M-EIA-J Japan Stereo
4.5
3448, 3458
00 40
FM-Stereo Radio
10.7
3438, 3448, 3458
00 50
SAT-Mono (s. Table 6–11)
6.5
3408, 3418, 3458
00 51
SAT-Stereo (s. Table 6–11)
7.02/7.20
3408, 3418, 3458
00 60
SAT ADR (Astra Digital Radio)
7.2
3408, 3418, 3458
1) In case of Automatic Sound Select, the B/G-codes 3
hex and 8hex are equivalent.
2) In case of Automatic Sound Select, the D/K-codes 4
hex, 5hex and Bhex are equivalent.
3) HDEV3: Max. FM deviation must not exceed 540 kHz
4) HDEV2: Max. FM deviation must not exceed 360 kHz



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com