データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HSE-B20X データシート(PDF) 4 Page - CUI INC

部品番号 HSE-B20X
部品情報  HEAT SINK
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CUI [CUI INC]
ホームページ  http://www.cui.com
Logo CUI - CUI INC

HSE-B20X データシート(HTML) 4 Page - CUI INC

  HSE-B20X Datasheet HTML 1Page - CUI INC HSE-B20X Datasheet HTML 2Page - CUI INC HSE-B20X Datasheet HTML 3Page - CUI INC HSE-B20X Datasheet HTML 4Page - CUI INC HSE-B20X Datasheet HTML 5Page - CUI INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 5 page
background image
cui.com
CUI Inc
│ SERIES: HSE-B20X │ DESCRIPTION: HEAT SINK
date 09/07/2017
│ page 4 of 5
MECHANICAL DRAWING
units: mm
tolerance: ±0.5 mm
MATERIAL
AL 6063-T5
FINISH
black anodized
PIN MATERIAL
steel
PIN PLATING
tin
*
MODEL NO.
LENGTH, L
(mm)
WEIGHT
(g)
HSE-B20250-040H*
25
12
HSE-B20270-040H*
27
13
HSE-B20380-040H
38
15
HSE-B20500-040H
50
22
HSE-B20630-040H
63
24
Note:
* Mounting hole not present on 25 & 27 mm length models.
For more information, please visit the product page.



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com