データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LPM013M126A データシート(PDF) 8 Page - Japan Display Inc.

部品番号 LPM013M126A
部品情報  Display
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DATAMODUL [Japan Display Inc.]
ホームページ  https://www.data-modul.com/en/
Logo DATAMODUL - Japan Display Inc.

LPM013M126A データシート(HTML) 8 Page - Japan Display Inc.

Back Button LPM013M126A Datasheet HTML 4Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 5Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 6Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 7Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 8Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 9Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 10Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 11Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 12Page - Japan Display Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 38 page
background image
Product Number:
LPM013M126A
Revision Number: 02
Page:
5/35
Japan Display Inc.
2. ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS
(VSS=0V)
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
REMARKS
Power supply voltage Analog
VDDA
3.6
V
Power supply voltage Logic
VDD
3.6
V
Input signal voltage High
VIH
3.6
V
PARAMETER
SYMBOL
RATINGS
UNIT
REMARKS
Operating temperature range
(LCD panel surface)
Topr
-20 ~ +70
C
(*2-1)
Storage temperature range
Tstg
-30 ~ +80
C
(*2-1)
Note)
(*2-1): Maximum humidity is defined as follows:
Ta≦40
C : 85%RH Max.
Ta> 40
C : Absolute humidity needs to be equal or less than the numeric value at the condition
of Ta=40
C, 85%RH.
Don't condense dew.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com