データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LPM013M126A データシート(PDF) 9 Page - Japan Display Inc.

部品番号 LPM013M126A
部品情報  Display
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DATAMODUL [Japan Display Inc.]
ホームページ  https://www.data-modul.com/en/
Logo DATAMODUL - Japan Display Inc.

LPM013M126A データシート(HTML) 9 Page - Japan Display Inc.

Back Button LPM013M126A Datasheet HTML 5Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 6Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 7Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 8Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 9Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 10Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 11Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 12Page - Japan Display Inc. LPM013M126A Datasheet HTML 13Page - Japan Display Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 9 / 38 page
background image
Product Number:
LPM013M126A
Revision Number: 02
Page:
6/35
Japan Display Inc.
3. OPERATING CONDITIONS
3.1 POWER SUPPLY VOLTAGE AND INPUT SIGNALS
PARAMETER
SYMBOL
Min.
Typ.
Max.
UNIT
REMARKS
Power supply voltage Analog
VDDA
2.7
3.0
VDD
V
VSSA
-
0
-
V
Power supply voltage Logic
VDD
2.7
3.0
3.3
V
(*3-1)
VSS
-
0
-
V
(*3-2)
Input signal voltage High
VIH
VDD-0.1
3.0
VDD
V
(*3-3)
Input signal voltage Low
VIL
VSS
VSS
VSS+0.1
V
(*3-3)
Note)
(*3-1) Apply to EXTMODE=“H”
(*3-2) Apply to EXTMODE=“L”
(*3-3) Apply to SCLK, SI, SCS, DISP, EXTCOMIN
4. ELECTRICAL CHARACTERISTICS
4.1 POWER CONSUMPTION
* Ta=25ºC, Driving Condition : VDD=3.0V,VDDA=3.0V,VIH=3.0V,VIL=0V, Frame frequency=1Hz, COM frequency=0.5Hz
Mode
Display
Min.
Typ.
Max.
UNIT
REMARKS
No update mode
White raster
-
2
105
uW
Data update mode
White raster
-
10
116
uW
3bit all lines data



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com