データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CM2400-02 データシート(PDF) 7 Page - California Micro Devices Corp

部品番号 CM2400-02
部品情報  Universal Serial Bus Transceiver with Level Translator
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CALMIRCO [California Micro Devices Corp]
ホームページ  http://www.calmicro.com
Logo CALMIRCO - California Micro Devices Corp

CM2400-02 データシート(HTML) 7 Page - California Micro Devices Corp

Back Button CM2400-02 Datasheet HTML 3Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 4Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 5Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 6Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 7Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 8Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 9Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 10Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 11Page - California Micro Devices Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 14 page
background image
© 2004 California Micro Devices Corp. All rights reserved.
08/24/04
430 N. McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035-5112
Tel: 408.263.3214
Fax: 408.263.7846
www.calmicro.com
7
CM2400-02/03/04
PRELIMINARY
Specifications (cont’d)
Test Loads
Load for VP / VM and
Load for D+ and D- delay measurements
Load for ENABLE and DISABLE
V = VREG(3.3) for tPZL and tPLZ
V = 0 v for tPZH and tPHZ
DUT
Test Point
15pF
DUT
Test Point
50pF
33
DUT
Test Point
50pF
33
200
V
RCV delay measurements
(MAX and MIN Timing)
delay measurements.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com