データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CM2400-02 データシート(PDF) 8 Page - California Micro Devices Corp

部品番号 CM2400-02
部品情報  Universal Serial Bus Transceiver with Level Translator
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CALMIRCO [California Micro Devices Corp]
ホームページ  http://www.calmicro.com
Logo CALMIRCO - California Micro Devices Corp

CM2400-02 データシート(HTML) 8 Page - California Micro Devices Corp

Back Button CM2400-02 Datasheet HTML 4Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 5Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 6Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 7Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 8Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 9Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 10Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 11Page - California Micro Devices Corp CM2400-02 Datasheet HTML 12Page - California Micro Devices Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 14 page
background image
© 2004 California Micro Devices Corp. All rights reserved.
8
430 N. McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035-5112
Tel: 408.263.3214
Fax: 408.263.7846
www.calmicro.com
08/24/04
CM2400-02/03/04
PRELIMINARY
Performance Information
CM2400-02/03/04 Typical DC Characteristics (nominal conditions unless specified otherwise)
Figure 1. VCC Current in Idle Mode (SPND=LOW)
Figure 2. VCC Current in Suspend Mode
(SPND=HIGH)
Figure 3. VBUS Current in Idle Mode (SPND=LOW)
Figure 4. VBUS Current in Suspend Mode
(SPND=HIGH)
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.6 1.8 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4
VCC VOLTAGE[V]
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.61.8 2.02.2 2.42.6 2.83.0 3.23.4
VCC VOLTAGE[V]
100
150
200
250
300
4.1
4.3
4.5
4.7
4.9
5.1
5.3
5.5
VBUS VOLTAGE[V]
40.0
45.0
50.0
55.0
60.0
4.14.3
4.54.7
4.95.1
5.35.5
VBUS VOLTAGE[V]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com