| データシートサーチシステム |
|
FS7755-IS データシート(PDF) 6 Page - Fortune Semiconductor Corp. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
FS7755-IS データシート(HTML) 6 Page - Fortune Semiconductor Corp. |
|
6 / 22 page ![]() FS7755 Rev. 1.1 6/22 7. Functional Block Diagram Power Supply Monitor Voltage Reference R V 2P Power Supply System CLKIN CLKOUT AV DD ADC ADC Vref in/out DGND AGND V 2N V 1P V 1N F1 F2 CF 5 6 8 7 15 16 PGA x1, x8, x16, x32 11 21 10 3 18 17 1 DV DD G0 G1 22 24 20 13 23 12 14 REVP S1 S0 SCF 9 Digital Signal Processor RESET Fig2 Functional Block Diagram 8. Typical Application Circuit Fig3 Application Circuit |