データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GPR25L011E データシート(PDF) 10 Page - Generalplus Technology Inc.

部品番号 GPR25L011E
部品情報  1M-Bit [x 1/x 2] CMOS Serial Flash
PDF  38 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GENERALPLUS [Generalplus Technology Inc.]
ホームページ  http://www.generalplus.com
Logo GENERALPLUS - Generalplus Technology Inc.

GPR25L011E データシート(HTML) 10 Page - Generalplus Technology Inc.

Back Button GPR25L011E Datasheet HTML 6Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L011E Datasheet HTML 7Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L011E Datasheet HTML 8Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L011E Datasheet HTML 9Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L011E Datasheet HTML 10Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L011E Datasheet HTML 11Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L011E Datasheet HTML 12Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L011E Datasheet HTML 13Page - Generalplus Technology Inc. GPR25L011E Datasheet HTML 14Page - Generalplus Technology Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 10 / 38 page
background image
GPR25L011E
© Generalplus Technology Inc.
Proprietary & Confidential
10
Aug. 09, 2011
Version: 1.0
Table3. Memory Organization
Block
Sector
Address Range
31
01F000h
01FFFFh
:
:
:
1
16
010000h
010FFFh
15
00F000h
00FFFFh
:
:
:
3
003000h
003FFFh
2
002000h
002FFFh
1
001000h
001FFFh
0
0
000000h
000FFFh



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com