データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

GD25LE40C データシート(PDF) 61 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

部品番号 GD25LE40C
部品情報  1.8V Uniform Sector Dual and Quad Serial Flash
PDF  75 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  GIGADEVICE [GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.]
ホームページ  http://www.gigadevice.com/
Logo GIGADEVICE - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

GD25LE40C データシート(HTML) 61 Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc.

Back Button GD25LE40C Datasheet HTML 57Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 58Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 59Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 60Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 61Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 62Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 63Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 64Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. GD25LE40C Datasheet HTML 65Page - GigaDevice Semiconductor (Beijing) Inc. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 61 / 75 page
background image
1.8V Uniform Sector
Dual and Quad Serial Flash
GD25LE40C/20C/10C/05C
61
9
ORDERING INFORMATION
Packing
T or no mark: Tube
Y: Tray
R: Tape and Reel
Green Code
G: Pb Free + Halogen Free Green Package
Temperature Range
I: Industrial (-40
℃ to +85℃)
J: Industrial (-40
℃ to +105℃)
E: Industrial (-40
℃ to +125℃)
Package Type
T: SOP8 150mil
S: SOP8 208mil
M: VSOP8 150mil
V: VSOP8 208mil
E: USON8 (3x2mm, 0.45mm thickness)
H: USON8 (3x3mm)
N: USON8 (3x4mm)
Q: USON8 (4x4mm, 0.45mm thickness)
W: WSON8 (6x5mm)
Generation
C: C Version
Density
40: 4M bit
20: 2M bit
10: 1M bit
05: 512K bit
Series
LE: 1.8V, 4KB Uniform Sector
Product Family
25: SPI Interface Flash
X X X
GD XX XX XX X X



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com