データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4095 データシート(PDF) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4095
部品情報  Buck-Boost Charge Management IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4095 データシート(HTML) 5 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4095 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 8 page
background image
5
预充电检测电阻 RSNS
两端电压
VIPRE
预充电
且 VCC>10V
3
mV
充电截止
充 电 截 止 检 测 电 阻
RSNS 两端电压
VITERM
恒压充电
且 VCC<7V
6
mV
充 电 截 止 检 测 电 阻
RSNS 两端电压
VITERM
恒压充电
且 VCC>7V
3
mV
CMOP 输入电压
4
5.5
V
PWM
开关振荡频率
FOSC
315
kHz
最大占空比
HDRVMAX 最大占空比 0V
100
%
最小占空比
HDRVMIN
0
%
最大占空比
LDRVMAX
最小占空比 0V
80
%
最小占空比
LDRVMIN
0
%
HDRV 驱动输出
上升时间
TR
CGATE=2nF,10% to 90%
48
ns
下降时间
TF
CGATE=2nF,90% to 10%
48
驱动输出电压
VHDRV
H=VCC
V
L=GND
0
LDRV 驱动输出
上升时间
TR
CGATE=2nF,10% to 90%
126
ns
下降时间
TF
CGATE=2nF,90% to 10%
80
驱动输出电压
VLDRV
H= VCOMP
V
L=GND
0
原理描述
是一款升降压型充电管理芯片,当输入电压低于或等于电池电压时执行升压
充电,输入电压大于电池电压时执行降压充电。当 FB 脚检测到低于 0.5V 认为电池 0V,
执行 0V 电池激活功能。 FB 脚检测电压高于 0.5V 小于 VPRE 时执行涓流充电,大于 VPRE
执行大电流充电,FB 脚到电池负之间检测到电压达到 1.8V 时执行恒压充电,充电电流
递减。
充电过程中电池空载或电池后端保护 IC 保护时会显示正在充电,检测到充饱时显
示充饱。
HM4095
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com