データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4095 データシート(PDF) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4095
部品情報  Buck-Boost Charge Management IC
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4095 データシート(HTML) 3 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM4095 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4095 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 8 page
background image
3
脚位图及脚位说明
管脚序号
名称
说明
1
VIN
外部电源输入端,此脚到地端之间要接一个电容滤波
2
HDRV
驱动片外 PMOS 的 G 极
3
FB
电池电压反馈脚
4
CS
充电电流反馈脚
5
QCLED
输入电压高于 7V 时输出高电平
6
COMP
补偿脚
7
CHRG
接充电指示灯
8
DONE
接充饱指示灯
9
TEST
此脚接为测试脚,正常工作时悬空
10
LDRV
驱动片外 NMOS 的 G 极
11
CNDM
控制输入 D-
12
VREG
内部基准补偿脚
13
GND
电源地
14
CNDP
控制输入 D+
VIN
HDRV
FB
CS
QCLED
COMP
CHRG
CNDP
GND
VREG
CNDM
LDRV
TEST
DONG
HM



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com