データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM5824 データシート(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM5824
部品情報  3A Switch Charge 2.4A Synchronous Boost Mobile Power Management IC (PowerBank IC)
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM5824 データシート(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

  HM5824 Datasheet HTML 1Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5824 Datasheet HTML 2Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5824 Datasheet HTML 3Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5824 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5824 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5824 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5824 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM5824 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 8 page
background image
2. 电池(主板)温度监测保护
HM5824
通过采样 NTC 电阻电压连续监视电池(主板)温度,一旦监测到电池(主板)温度超出规定温
度范围,芯片通过限制输入电流,使输出功率降低为最大输出功率的 1/2,直到温度恢复到正常范围以内。
其他功能
• HM5824 具有线补功能,5V/2A 输出时电压补偿为 80mV。
• 短按按键(30ms)可开启/关闭升压系统,开启升压系统同时会打开 LED 电量指示(带电量指示灯版本)
• 开启升压系统 12 秒内无负载输出,自动关闭升压系统。
客户可要求工厂定制参数如下:
充电电流
升压输出电流
(VBAT=3.1V)
充电截止电压
工作开关频率
轻负载关机功能
0.6A
1A
4.2V
600KHz
1A
1.5A
4.25V
1MHz
1.5A
2.1A
4.3V
2A
2.4A
4.35V
2.5A
3A
备注
黄色部分为工厂出货标准参数值,其他选项客户可订制。
HM5824



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com