データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1886757 データシート(PDF) 2 Page - PHOENIX CONTACT

部品番号 1886757
部品情報  Protective covers - VC-SD-T4
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PHOENIX [PHOENIX CONTACT]
ホームページ  http://www.phoenixcontact.com
Logo PHOENIX - PHOENIX CONTACT

1886757 データシート(HTML) 2 Page - PHOENIX CONTACT

  1886757 Datasheet HTML 1Page - PHOENIX CONTACT 1886757 Datasheet HTML 2Page - PHOENIX CONTACT  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
https://www.phoenixcontact.com/us/products/1886757
08/26/2014   Page 2 / 2
Protective covers - VC-SD-T4 - 1886757
Technical data
General
Assembly instructions
Tightening torque: 1.6 Nm
Classifications
eCl@ss
eCl@ss 4.0
27141210
eCl@ss 4.1
27141210
eCl@ss 5.0
27142104
eCl@ss 5.1
27142104
eCl@ss 6.0
27142104
eCl@ss 7.0
27142104
eCl@ss 8.0
27142104
ETIM
ETIM 2.0
EC000241
ETIM 3.0
EC002040
ETIM 4.0
EC002040
ETIM 5.0
EC002040
UNSPSC
UNSPSC 6.01
30212113
UNSPSC 7.0901
39121712
UNSPSC 11
39121712
UNSPSC 12.01
39121712
UNSPSC 13.2
39121712
Drawings
Dimensioned drawing
104
Ø3,3
Phoenix Contact 2014 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com