| データシートサーチシステム |
|
7D201LT データシート(PDF) 2 Page - Shanghai Yint Electronic Co., Ltd |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
7D201LT データシート(HTML) 2 Page - Shanghai Yint Electronic Co., Ltd |
|
2 / 3 page ![]() High-Energy Varistors Trustworthy electronic circuit protection expert 53Dseries www.yint.com.cn Rev:19.3 2 口 K 的详解 Detailed explanation of 口中的内容 The content of the blank box K KJ KH KH+ 产品级别 Product Level 普通型 conventional type 加强型 Reinforced type 超强型 Superstrong type 定制型 Customized 性能参数 property parameter 1 次脉冲最大电 流 Withstanding surge Current (Imax) (A) 电压冲击 15 次 Impulse voltage15 Times (1.2/50μs) (V) 1 次脉冲最大电 流 Withstanding surge Current (Imax) (A) 电流冲击 15 次 Impulse current 15 Times ( 8/20μs) (A) 1 次脉冲最大电 流 Withstanding surge Current (Imax) (A) 电压冲击 40 次 Impulse voltage40 Times ( 1.2/50μs) (V) 超出左边栏的脉冲 标准的特殊规格 Super high Energy 5D 400 1000 800 250 800 1000 举例 1 Example 14D 满足 20D 的脉 冲 性 能 要 求 14D instead of 20D 举例 2 Example 14D561KH+ 能 达 到 6KV/3KA 100 次 14D561KH+ reach 6KV/3KA 100times 7D 1200 2000 1750 500 1750 2000 10D 1500 4000 3500 1500 3500 4000 14D 4500 6000 6000 3000 6000 6000 20D 6500 10000 10000 5000 10000 10000 符合国际和国 家标准 Compliance with international and national standards IEC61051-1 GB/T10193 IEC61051-2 GB/T10194 IEC61051-2-2 GBT10195 CSA-C22.2 UL1449 第 三 版 The third edition of UL1449 包含左栏,并增加以下标准 : Include the left column and add the following criteria: IEC60950-1:2005/Annex Q GB4943.1-2011 GB8898-2011 UL1449 第 4 版 The fourth edition of UL1449 包含左栏,并增加以下标准 : Include the left column and add the following criteria: IEC61000-4-5 GB/T17626.5 IEC61643-331 GB/T18802.331 备注 :1 上表仅适用于压敏电压 82V 以上规格的产品。2 上表电压冲击 15 次/40 次仅适用于压敏电压 430V 及以上规格的产品。 Remarks:1 The above table is only applicable to products with voltage sensitive voltage of more than 82V. 2The above table voltage shock 15 times/40 times only applies to products with voltage sensitive voltage 430V or above. 产品尺寸 单位( UNIT):mm |