データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

TPET1203 データシート(PDF) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

部品番号 TPET1203
部品情報  1W 3KVDC Isolated Single Output SMD DC/DC Converters
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  TOPPOWER [Toppower Electronic Technology Limited]
ホームページ  http://en.gztoppower.com/
Logo TOPPOWER - Toppower Electronic Technology Limited

TPET1203 データシート(HTML) 4 Page - Toppower Electronic Technology Limited

  TPET1203 Datasheet HTML 1Page - Toppower Electronic Technology Limited TPET1203 Datasheet HTML 2Page - Toppower Electronic Technology Limited TPET1203 Datasheet HTML 3Page - Toppower Electronic Technology Limited TPET1203 Datasheet HTML 4Page - Toppower Electronic Technology Limited  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 4 page
background image
TPET Series
www.gztoppower.com
TEL:0086-20-82019000
EMAIL:sales2@gztoppower.com
page 4 of 4
REEL OUTLINE DIMENSIONS
TAPE OUTLINE DIMENSIONS
REEL PACKAGING DETAILS
LEADER SECTION
400MIN
CARRIER TAPE START
100MIN
GOODS ENCLOSURE
SECTION
TRAILER SECTION
160MIN
Product Orientation
Pin 1, located nearest to carrier drive sprocket
Reel Quantity : 500PCS
***Less than 500pcs will be tube pacakging
330MAX
13.00±0.25
30.40MAX
24.40
100.00MIN
0.60MAX
16.00
6.60
11.60
2.00
4.00
1.50
+0.10
-0.00
1.75
11.50
24.00±0.30
13.20
TOPPOWER



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com