データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MMBT4403 データシート(PDF) 1 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

部品番号 MMBT4403
部品情報  PNP Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
ホームページ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

MMBT4403 データシート(HTML) 1 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  MMBT4403 Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBT4403 Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBT4403 Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBT4403 Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
MMBT
4403
PNP Transistor
1 / 4
www.pingjingsemi.com
Revision:1.1 Jan-2019
Absolute Maximum Ratings (TA = 25℃)
Features
For Switching and AF Amplifer Applications.
Silicon Epitaxial Chip.
1.Base 2.Emitter 3.Collector
Marking: 2T
SOT-23
(TO-236)
Parameter
Unit
Collector Base Voltage
-VCBO
40
V
Collector Emitter Voltage
-VCEO
40
V
Emitter Base Voltage
-VEBO
5
V
Collector Current Continuous
-IC
600
mA
Total Device Dissipation FR-5 Board 1
300
mW
Thermal Resistance Junction to Ambient
RθJA
417
O
C/W
Junction Temperature
TJ
150
O
C
Storage Temperature Range
TSTG
- 55 to + 150
O
C
Note: 1. FR-5 = 1 X 0.75 X 0.062 in.
PD
Symbol
Value


同様の部品番号 - MMBT4403

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Transys Electronics
MMBT4403 TRSYS-MMBT4403 Datasheet
196Kb / 2P
PNP SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
logo
Fairchild Semiconductor
MMBT4403 FAIRCHILD-MMBT4403 Datasheet
42Kb / 7P
PNP General Purpose Amplifier
logo
Diodes Incorporated
MMBT4403 DIODES-MMBT4403 Datasheet
55Kb / 3P
PNP SMALL SIGNAL SURFACE MOUNT TRANSISTOR
DS30058 Rev. 3 - 2
logo
General Semiconductor
MMBT4403 GE-MMBT4403 Datasheet
116Kb / 3P
SMALL SIGNAL TRANSISTORS (PNP)
logo
Micro Commercial Compon...
MMBT4403 MCC-MMBT4403 Datasheet
88Kb / 3P
PNP General Purpose Amplifier
More results

同様の説明 - MMBT4403

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMB3 HTSEMI-EMB3 Datasheet
551Kb / 1P
DIGITAL TRANSISTOR (PNP PNP)
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
2SA1873 JIANGSU-2SA1873 Datasheet
934Kb / 3P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC807U JIANGSU-BC807U Datasheet
1Mb / 3P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC856S JIANGSU-BC856S Datasheet
288Kb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857BV JIANGSU-BC857BV Datasheet
828Kb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
BC857S JIANGSU-BC857S Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT2907A JIANGSU-MMDT2907A Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
MMDT5401 JIANGSU-MMDT5401 Datasheet
4Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
UMT2N JIANGSU-UMT2N Datasheet
1Mb / 4P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
logo
Rectron Semiconductor
MMDT3906 RECTRON-MMDT3906 Datasheet
262Kb / 5P
DUAL TRANSISTOR (PNPPNP)
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com