データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RF-OUB170TS-CE データシート(PDF) 4 Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

部品番号 RF-OUB170TS-CE
部品情報  The Colour LED which was fabricated using a orange chipPackage Dimension
PDF  21 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  REFOND [SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.]
ホームページ  http://www.refond.com/
Logo REFOND - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

RF-OUB170TS-CE データシート(HTML) 4 Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD.

  RF-OUB170TS-CE Datasheet HTML 1Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. RF-OUB170TS-CE Datasheet HTML 2Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. RF-OUB170TS-CE Datasheet HTML 3Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. RF-OUB170TS-CE Datasheet HTML 4Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. RF-OUB170TS-CE Datasheet HTML 5Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. RF-OUB170TS-CE Datasheet HTML 6Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. RF-OUB170TS-CE Datasheet HTML 7Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. RF-OUB170TS-CE Datasheet HTML 8Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. RF-OUB170TS-CE Datasheet HTML 9Page - SHENZHEN REFOND OPTOELECTRONICS CO.,LTD. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 21 page
background image
Tel: +86-755-66839118
Fax:+86-755-66839300
E-mail:sales@refond.com
Web: www.refond.com
PAGE:4
REFOND:WI-E-045
A/3
REV:E/2
TG-201702280165EP
2
1
LED
0.80
3.20
1.4 Package Dimension
Fig.1-1 Top view
Fig.1-2 Bottom view
Fig.1-3 Side view
Fig.1-4 Polarity
Fig.1-5 Soldering patterns
Notes
All dimensions units are millimeters.
2. All dimensions tolerances are 0.2mm unless otherwise noted.
2.00
R0.20
2
1
1.20
2
1
1.40



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com