データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

FPD4000AF データシート(PDF) 4 Page - Filtronic Compound Semiconductors

部品番号 FPD4000AF
部品情報  4W PACKAGED POWER PHEMT
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  FILTRONIC [Filtronic Compound Semiconductors]
ホームページ  http://www.filtronic.co.uk/
Logo FILTRONIC - Filtronic Compound Semiconductors

FPD4000AF データシート(HTML) 4 Page - Filtronic Compound Semiconductors

  FPD4000AF Datasheet HTML 1Page - Filtronic Compound Semiconductors FPD4000AF Datasheet HTML 2Page - Filtronic Compound Semiconductors FPD4000AF Datasheet HTML 3Page - Filtronic Compound Semiconductors FPD4000AF Datasheet HTML 4Page - Filtronic Compound Semiconductors FPD4000AF Datasheet HTML 5Page - Filtronic Compound Semiconductors FPD4000AF Datasheet HTML 6Page - Filtronic Compound Semiconductors FPD4000AF Datasheet HTML 7Page - Filtronic Compound Semiconductors FPD4000AF Datasheet HTML 8Page - Filtronic Compound Semiconductors FPD4000AF Datasheet HTML 9Page - Filtronic Compound Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 9 page
background image
PRELIMINARY
FPD4000AF
4W PACKAGED POWER PHEMT
Phone: +1 408 850-5790
http:// www.filcs.com
Revised: 08/09/04
Fax: +1 408 850-5766
Email: sales@filcsi.com
TYPICAL RF PERFORMANCE (VDS = 10V IDQ = 720 mA
f = 2000 MHz):
Power Transfer Characteristic
22.0
24.0
26.0
28.0
30.0
32.0
34.0
36.0
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
Input Power (dBm)
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
Pout
Comp Point
Drain Efficiency and PAE
.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
24.0
26.0
28.0
Input Power (dBm)
.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
PAE
Eff.



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com