データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4092 データシート(PDF) 14 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4092
部品情報  2.0A, 2-4 cell lithium battery switching charger
PDF  14 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4092 データシート(HTML) 14 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4092 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 13Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4092 Datasheet HTML 14Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 14 / 14 page
background image
CAUTION
Storage Conditions
1) This product should be used within 12 months after delivered. Store in manufacturer’s package keeping the seal
of aluminum coated baggage or tightly re-closed box with the following conditions.
[Temperature:8℃...30℃,Humidity:30%...70% R.H.]
2) Keep the seal of aluminum coated baggage immediately before usage.
3) After breaking the seal of aluminum coated baggage, this product should be used within 1 week on the following
conditions.
[Temperature:≤30℃, Humidity: ≤60% R.H.]



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com