データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

HM4041 データシート(PDF) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

部品番号 HM4041
部品情報  Boost Charger IC
PDF  12 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  HMSEMI [Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd]
ホームページ  http://www.hmsemi.com/
Logo HMSEMI - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

HM4041 データシート(HTML) 8 Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd

Back Button HM4041 Datasheet HTML 4Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 5Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 6Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 7Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 8Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 9Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 10Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 11Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd HM4041 Datasheet HTML 12Page - Shenzhen Huazhimei Semiconductor Co., Ltd  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 12 page
background image
功能描述
HM4041 是适用于任意 5V 适配器的 2 节锂电池充电 IC。充电模式包括预充电模式、恒流充电和恒压
充电模式。典型的充电模式如下图所示:
BATTERY Short
mode
Precharge
mode
CV mode
Vin -VF
8.4v
VSHORT
VCV=8.4v
0.1*ICC
IBAT
VBAT
0v
Temination
ITC=0.2*ICC
ICHG=1*ICC
CC mode
VTRK
BATTERY Short
mode
Precharge
mode
CV mode
Temination
mode
CC mode
Boost off
Boost on
BFET Full on
6V
VBD
0A
Charge profile(图 6)
1. 充电电流设置 :
ICHG 引脚设置了充电的最大电流,充电电流公式是:I
CHG =
1
RICHG
× 6.8K
例如,在
ICHG 引脚接 6.8kΩ 设置充电电流为 1A。在高温环境下,充电电流将会相应减小以保持芯片的
温度不超过
125℃ 。
2. 电池短路保护
当适配器接入时,如
VBAT 小于 VSHORT(典型值为 2V), HS-FET 将被关闭, VBD 通过 HS-FET 的二极
管充电,
B-FET 进入线性模式并且提供 10%的恒流充电电流给电池充电。
3.
预充电模式
当电池电压处在
VSHORT 和 VTRK 之间,升压启动,VBD 设置在 6V 进入预充电模式,B-FET 仍旧处于线
性模式并且提供
20%的恒流充电电流给电池充电。如果预充电模式时间超过 30 分钟,而电池电压无法达到
VTRK 阈值,充电模式将会关闭并在 STAT 上指示异常。
4. 恒流充电模式
当电池电压超过
VTRK 阈值,芯片进入恒流充电模式,恒流充电电流I
CHG =
1
RICHG
× 6.8K。
5. 恒压充电模式
当电池电压等于恒压电压阈值,芯片进入恒压充电模式,充电电流减小。
6. 充电截止
在恒压充电模式,芯片监控充电电流的大小,当充电电流小于
10%的恒流充电电流时,STAT 输出为高
阻表示电池充饱。



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com