データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

LN2306ELT1G データシート(PDF) 5 Page - Leshan Radio Company

部品番号 LN2306ELT1G
部品情報  N-Channel 30V(D-S) MOSFET VDS= 30V
PDF  5 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  LRC [Leshan Radio Company]
ホームページ  http://www.lrc.cn/
Logo LRC - Leshan Radio Company

LN2306ELT1G データシート(HTML) 5 Page - Leshan Radio Company

  LN2306ELT1G Datasheet HTML 1Page - Leshan Radio Company LN2306ELT1G Datasheet HTML 2Page - Leshan Radio Company LN2306ELT1G Datasheet HTML 3Page - Leshan Radio Company LN2306ELT1G Datasheet HTML 4Page - Leshan Radio Company LN2306ELT1G Datasheet HTML 5Page - Leshan Radio Company  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 5 / 5 page
background image
LN2306ELT1G
7.OUTLINE AND DIMENSIONS
8.SOLDERING FOOTPRINT
Leshan Radio Company, LTD.
5/5
Notes:
1. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ANSI
Y14.5M, 1982.
2. CONTROLLING DIMENSION: MILLIMETERS.
3. MAXIMUM LEAD THICKNESS INCLUDES LEAD
FINISH. MINIMUM LEAD THICKNESS IS THE MINIMUM
THICKNESS OF BASE MATERIAL.
4. DIMENSIONS D AND E DO NOT INCLUDE MOLD
FLASH, PROTRUSIONS OR GATE BURRS.
D
DIM
MILLIMETERS
INCHES
0.89
1
c
2.80
MAX
A
0.015 0.018
0.02
0.13
0.18
0.003
b
A1
0.12
0.11
0.37
0.06
0.114
0.005
0.081
0.007
0.1
0.001 0.002
E
MIN
NOM
MAX
MIN
NOM
1.20
0.09
1.11
0.035
0.04
0.044
1.3
1.4
0.047 0.051 0.055
0.004
0.44
0.5
2.9
3.04
0.01
10°
0.012
0.35
HE
2.10
2.4
2.64
0.083 0.094 0.104
0.54
0.021 0.029
θ
---
10°
---
e
L
L1
0.10
0.2
0.3
0.004 0.008
0.075
0.69
0.014
1.78
1.9
2.04
0.07
N-Channel 30V(D-S) MOSFET
Rev.D Jun. 2019



Html Pages

1 2 3 4 5


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com