データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BAS15 データシート(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors

部品番号 BAS15
部品情報  HIGH SPEED SWITCHING DIODE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EIC [EIC discrete Semiconductors]
ホームページ  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors

BAS15 データシート(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors

  BAS15 Datasheet HTML 1Page - EIC discrete Semiconductors BAS15 Datasheet HTML 2Page - EIC discrete Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( BAS15 )
FIG. 1 MAXIMUM PERMISSIBLE CONTINUOUS
FIG. 2 TYPICAL FORWARD VOLTAGE
FORWARD CURRENT AS A FUNCTION OF
AMBIENT TEMPERATURE.
FIG. 3 TYPICAL DIODE CAPACITANCE AS
FIG. 4 TYPICAL REVERESE CURRENT
A FUNCTION OF REVERSE VOLTAGE
VS JUNCTION TEMPERATURE
Page 2 of 2
Rev. 03 : December 3, 2008
010
20
Reverse Voltage , VR (V)
0.4
0.5
1.2
00.4
1.2
Forward Voltage , VF (V)
0.01
10
1000
0.1
1
100
0
0
100
200
Ambient Temperature , Ta (
°C)
100
0.2
0.6
1.0
1.4
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
200
0.8
f = 1MHz;
TJ = 25°C
TJ = 25°C
0
100
200
1
10
10
2
10
3
Junction Temperature , Ta (
°C)
VR = 50V
0.1
www.eicsemi.com



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com