データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AP01C データシート(PDF) 2 Page - EIC discrete Semiconductors

部品番号 AP01C
部品情報  FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
PDF  2 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  EIC [EIC discrete Semiconductors]
ホームページ  http://www.eicsemi.com
Logo EIC - EIC discrete Semiconductors

AP01C データシート(HTML) 2 Page - EIC discrete Semiconductors

  AP01C Datasheet HTML 1Page - EIC discrete Semiconductors AP01C Datasheet HTML 2Page - EIC discrete Semiconductors  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 2 page
background image
RATING AND CHARACTERISTIC CURVES ( AP01C)
FIG.1 - REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTIC AND TEST CIRCUIT DIAGRAM
FIG.2 - DERATING CURVE FOR OUTPUT
FIG.3 - MAXIMUM NON-REPETITIVE PEAK
RECTIFIED CURRENT
FORWARD SURGE CURRENT
0
25
50
75
100
125
150
175
1
2
46
10
20
40
60
100
AMBIENT TEMPERATURE, (
°C)
NUMBER OF CYCLES AT 50Hz
FIG.4 - TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS
0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
Page 2 of 2
Rev. 02 : March 25, 2005
Ta = 25
°C
0.20
0.15
010
0.05
.025
10
4
0
5
0
3
2
1
1.0
0.1
20
µS
200
µS
FORWARD VOLTAGE, VOLTS
Trr
0.1 IRP
0.01
specimen
NOTE : IF = IRP = 100 mA TO 10 mA
100
µF
IATF 0113686
SGS TH07/1033
TH09/2479
TH97/2478
www.eicsemi.com



Html Pages

1 2


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com