データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

2SA3906SQ データシート(PDF) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

部品番号 2SA3906SQ
部品情報  PNP Transistor
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
ホームページ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

2SA3906SQ データシート(HTML) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  2SA3906SQ Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 2SA3906SQ Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 2SA3906SQ Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, 2SA3906SQ Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
2SA3906SQ
PNP Transistor
3 / 4
www.pingjingsemi.com
Revision:1.0 Qct-2018
Electrical Curves
10
1
200
100
0.1
0.001
0.2
0
IC=1mA
0.6
0.4
0.8
1
10mA
IB (mA)
0.1
1
IC (mA)
Collector Saturation Region
30mA
100mA
10
TJ=25 C
TJ=125 C
0.2
0.1
1
2
DC Current Gain
-55 C
25 C
VCE=1V
f = 100 KHz



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com