データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MMBTRC244SS データシート(PDF) 1 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

部品番号 MMBTRC244SS
部品情報  NPN Digital Transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
ホームページ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

MMBTRC244SS データシート(HTML) 1 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  MMBTRC244SS Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC244SS Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC244SS Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC244SS Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC244SS Datasheet HTML 5Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC244SS Datasheet HTML 6Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 6 page
background image
Feature
• With built-in bias resistors
.
• Simplify circuit design
.
• Reduce a quantity of parts and manufacturing Process
.
Resistor Values
Type
R1 (KΩ)
R2 (KΩ)
MMBTRC241SS
1
1
MMBTRC242SS
2.2
2.2
MMBTRC243SS
4.7
4.7
MMBTRC244SS
10
10
MMBTRC245SS
1
10
MMBTRC246SS
2.2
10
Absolute Maximum Ratings (Ta = 25℃)
Parameter
Symbol
Value
Unit
Output Voltage
VO
50
V
Input Voltage
MMBTRC241SS
VI
10, -10
V
MMBTRC242SS
12, -10
MMBTRC243SS
20, -10
MMBTRC244SS
30, -10
MMBTRC245SS
10, -5
MMBTRC246SS
12, -6
Output Current
IO
300
mA
Total Power Dissipation
Ptot
200
mW
Junction Temperature
Tj
150
O
C
Storage Temperature Range
Tstg
- 55 to + 150
O
C
Base
(Input)
Collector
(Output)
Emitter
(Common)
R1
R2
MMBTRC241SS~MMBTRC246SS
NPN Digital Transistor
1.Base 2.Emitter 3.Collector
SOT-23
(TO-236)
1 / 6
www.pingjingsemi.com
Revision:1.0 Jan-2018
Marking
41BR
42BR
43BR
44BR
45BR
46BR


同様の部品番号 - MMBTRC244SS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
SEMTECH ELECTRONICS LTD...
MMBTRC244SS SEMTECH_ELEC-MMBTRC244SS Datasheet
342Kb / 5P
NPN Silicon Epitaxial Planar Transistor
More results

同様の説明 - MMBTRC244SS

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Jiangsu Changjiang Elec...
DTC143ZCA-SOT-23 JIANGSU-DTC143ZCA-SOT-23 Datasheet
48Kb / 1P
DIGITAL TRANSISTOR(NPN)
logo
Unisonic Technologies
DTC114T UTC-DTC114T Datasheet
194Kb / 3P
NPN DIGITAL TRANSISTOR NPN DIGITAL TRANSISTOR
logo
Micro Commercial Compon...
DTC114TE MCC-DTC114TE_11 Datasheet
211Kb / 3P
NPN Digital Transistor
DTC114TUA MCC-DTC114TUA_11 Datasheet
220Kb / 3P
NPN Digital Transistor
DTC144TCA MCC-DTC144TCA_11 Datasheet
207Kb / 3P
NPN Digital Transistor
logo
Shenzhen Jin Yu Semicon...
EMH3 HTSEMI-EMH3 Datasheet
481Kb / 1P
DIGITAL TRANSISTOR (NPN NPN)
EMH4 HTSEMI-EMH4 Datasheet
447Kb / 1P
digital transistor (NPN NPN)
EMH9 HTSEMI-EMH9 Datasheet
546Kb / 1P
digital transistor (NPN NPN)
UMG2N HTSEMI-UMG2N Datasheet
1,003Kb / 1P
DIGITAL TRANSISTOR (NPN NPN)
UMH15N HTSEMI-UMH15N Datasheet
860Kb / 1P
DIGITAL TRANSISTOR (NPNNPN)
More results


Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com