データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MMBTRC244SS データシート(PDF) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

部品番号 MMBTRC244SS
部品情報  NPN Digital Transistor
PDF  6 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PJSEMI [Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,]
ホームページ  http://www.pingjingsemi.com/MainEn/Main.aspx
Logo PJSEMI - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

MMBTRC244SS データシート(HTML) 3 Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,

  MMBTRC244SS Datasheet HTML 1Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC244SS Datasheet HTML 2Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC244SS Datasheet HTML 3Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC244SS Datasheet HTML 4Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC244SS Datasheet HTML 5Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd, MMBTRC244SS Datasheet HTML 6Page - Dongguan Pingjingsemi Technology Co., Ltd,  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 6 page
background image
3K
5K
1K
50
Ta
=1
00
C
50
10
OUTPUT CURRENT Io (mA)
30
10
5
1
3
13
300
Ta=-25 C
Ta=25 C
30
o
100
o
o
1K
1
10
5
3
30
3
Ta=-25 C
Ta=25 C
1.0
INPUT ON VOLTAGE VI(ON) (V)
INPUT OFF VOLTAGE VI(OFF) (V)
500
1K
5K
3K
30
50
100
300
300
100
MMBTRC241SS
0.6
Vo=5.0V
0.4
0.8
MMBTRC241SS
Vo=5.0V
300
500
10
3
5
50
30
1
0.5
0.3
100
Vo=0.3V
0.3
0.1
1
MMBTRC241SS
1.8
1.4
GI - Io
1.2
1.6
Io - VI(OFF)
2.0
100
300
50
30
100
500
300
300
30
10
o
o
100
Io - VI(ON)
300
1K
1
0.3
0.5
5
3
50
30
10
100
500
OUTPUT CURRENT Io (mA)
Ta
=1
00
C
3
110
o
100
30
Ta=-25 C
Ta=25 C
o
o
300
1K
Io - VI(OFF)
INPUT ON VOLTAGE VI(ON) (V)
GI - Io
INPUT OFF VOLTAGE VI(OFF) (V)
MMBTRC242SS
Vo=5.0V
0.4
0.6
0.8
1.0
MMBTRC242SS
Vo=5.0V
1.2
1.4
1.6
1.8
Ta=-25 C
Ta=25 C
Vo=0.3V
0.1
0.3
13
MMBTRC242SS
10
o
o
30
100 300
2.0
1K
Io - VI(ON)
MMBTRC241SS~MMBTRC246SS
NPN Digital Transistor
3 / 6
www.pingjingsemi.com
Revision:1.0 Jan-2018



Html Pages

1 2 3 4 5 6


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com