| データシートサーチシステム |
|
STM32F722VCY6TR データシート(PDF) 128 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F722VCY6TR データシート(HTML) 128 Page - STMicroelectronics |
|
128 / 229 page ![]() Electrical characteristics STM32F722xx STM32F723xx 128/229 DS11853 Rev 6 APB1 (up to 54 MHz) TIM2 19.3 18.2 15.6 µA/MHz TIM3 15 14 12.2 TIM4 15.7 15.1 12.8 TIM5 18 16.9 14.4 TIM6 3.7 3.1 2.8 TIM7 3.5 2.9 2.5 TIM12 8.1 7.8 6.4 TIM13 6.1 5.1 4.7 TIM14 6.3 5.6 4.7 LPTIM1 9.4 9.8 8.3 WWDG 2.4 1.3 1.4 SPI2/I2S2(3) 6.7 6 5.3 SPI3/I2S3(3) 4.8 3.8 3.3 USART2 13.3 12 10.6 USART3 12.8 12 10.3 UART4 11.7 10.7 9.2 UART5 11.7 10.2 8.9 I2C1 10.6 9.6 8.3 I2C2 10.6 9.6 8.3 I2C3 10.7 9.8 8.3 CAN1 8.9 8 6.9 PWR 11.3 11.3 8.9 DAC(4) 6.1 5.1 4.4 UART7 13.3 12 10.3 UART8 12.6 11.6 9.7 Table 35. Peripheral current consumption (continued) Peripheral IDD(Typ)(1) Unit Scale 1 Scale 2 Scale 3 |