データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MAS3519F データシート(PDF) 55 Page - Micronas

部品番号 MAS3519F
部品情報  MAS 35x9F MPEG Layer 2/3, AAC Audio Decoder, G.729 Annex A Codec
PDF  92 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  MICRONAS [Micronas]
ホームページ  http://www.micronas.com
Logo MICRONAS - Micronas

MAS3519F データシート(HTML) 55 Page - Micronas

Back Button MAS3519F Datasheet HTML 51Page - Micronas MAS3519F Datasheet HTML 52Page - Micronas MAS3519F Datasheet HTML 53Page - Micronas MAS3519F Datasheet HTML 54Page - Micronas MAS3519F Datasheet HTML 55Page - Micronas MAS3519F Datasheet HTML 56Page - Micronas MAS3519F Datasheet HTML 57Page - Micronas MAS3519F Datasheet HTML 58Page - Micronas MAS3519F Datasheet HTML 59Page - Micronas Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 55 / 92 page
background image
DATA SHEET
MAS 35x9F
Micronas
June 30, 2004; 6251-505-1DS
55
Fig. 4–2:
PMQFP64-2: Plastic Metric Quad Flat Package, 64 leads, 10 × 10 × 2 mm3
Ordering code: QI
Weight approximately 0.5 g



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92