データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

R5F572TFFDFP データシート(PDF) 30 Page - Renesas Technology Corp

部品番号 R5F572TFFDFP
部品情報  Maximum operating frequency: 200 MHz Capable of 1160 CoreMark in operation at 200 MHz
PDF  176 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  RENESAS [Renesas Technology Corp]
ホームページ  http://www.renesas.com
Logo RENESAS - Renesas Technology Corp

R5F572TFFDFP データシート(HTML) 30 Page - Renesas Technology Corp

Back Button R5F572TFFDFP Datasheet HTML 26Page - Renesas Technology Corp R5F572TFFDFP Datasheet HTML 27Page - Renesas Technology Corp R5F572TFFDFP Datasheet HTML 28Page - Renesas Technology Corp R5F572TFFDFP Datasheet HTML 29Page - Renesas Technology Corp R5F572TFFDFP Datasheet HTML 30Page - Renesas Technology Corp R5F572TFFDFP Datasheet HTML 31Page - Renesas Technology Corp R5F572TFFDFP Datasheet HTML 32Page - Renesas Technology Corp R5F572TFFDFP Datasheet HTML 33Page - Renesas Technology Corp R5F572TFFDFP Datasheet HTML 34Page - Renesas Technology Corp Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 30 / 176 page
background image
R01DS0331EJ0100 Rev.1.00
Page 30 of 176
Feb 08, 2019
RX72T Group
1. Overview
63
PC5
MTIOC1B/MTIOC9D/
MTIOC1B#/
MTIOC9D#
TXD11/SMOSI11/
SSDA11/CTX0
IRQ10-DS
64
VCC
65
P96
CS0#/
WAIT#
GTETRGA/
GTETRGB/
GTETRGC/
GTETRGD/POE4#
CTS8#/RTS8#/
SS8#
IRQ4-DS
66
VSS
67
P95
MTIOC6B/
MTIOC6B#/
GTIOC4A/GTIOC7A/
GTIOC4A#/
GTIOC7A#
68
P94
MTIOC7A/
MTIOC7A#/
GTIOC5A/GTIOC8A/
GTIOC5A#/
GTIOC8A#
69
P93
MTIOC7B/
MTIOC7B#/
GTIOC6A/GTIOC9A/
GTIOC6A#/
GTIOC9A#
70
P92
MTIOC6D/
MTIOC6D#/
GTIOC4B/GTIOC7B/
GTIOC4B#/
GTIOC7B#
71
P91
MTIOC7C/
MTIOC7C#/
GTIOC5B/GTIOC8B/
GTIOC5B#/
GTIOC8B#
72
P90
MTIOC7D/
MTIOC7D#/
GTIOC6B/GTIOC9B/
GTIOC6B#/
GTIOC9B#
73
P76
D0 [A0/D0]
MTIOC4D/
MTIOC4D#/
GTIOC2B/GTIOC6B/
GTIOC2B#/
GTIOC6B#
74
P75
D1 [A1/D1]
MTIOC4C/
MTIOC4C#/
GTIOC1B/GTIOC5B/
GTIOC1B#/
GTIOC5B#
75
P74
D2 [A2/D2]
MTIOC3D/
MTIOC3D#/
GTIOC0B/GTIOC4B/
GTIOC0B#/
GTIOC4B#
76
P73
D3 [A3/D3]
MTIOC4B/
MTIOC4B#/
GTIOC2A/GTIOC6A/
GTIOC2A#/
GTIOC6A#
77
P72
D4 [A4/D4]
MTIOC4A/
MTIOC4A#/
GTIOC1A/GTIOC5A/
GTIOC1A#/
GTIOC5A#
Table 1.5
List of Pin and Pin Functions (144-pin with PGA pseudo-differential input and with USB pin) (4/7)
Pin
Number
Power Supply
Clock System
Control
I/O Port
Bus
Timer
Communications
Communica
tions
Interrupt
Analog
Others
144-Pin
LFQFP
(MTU, GPTW, TMR,
POE, POEG, CAC)
(SCI, RSPI, RIIC,
CAN)
(USB)
(IRQ, NMI)



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100  ...More


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com