データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

DA9217 データシート(PDF) 40 Page - Dialog Semiconductor

部品番号 DA9217
部品情報  High-Performance Dual-Phase DC-DC Converter
PDF  48 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  DIALOG [Dialog Semiconductor]
ホームページ  http://www.dialog-semiconductor.com/
Logo DIALOG - Dialog Semiconductor

DA9217 データシート(HTML) 40 Page - Dialog Semiconductor

Back Button DA9217 Datasheet HTML 36Page - Dialog Semiconductor DA9217 Datasheet HTML 37Page - Dialog Semiconductor DA9217 Datasheet HTML 38Page - Dialog Semiconductor DA9217 Datasheet HTML 39Page - Dialog Semiconductor DA9217 Datasheet HTML 40Page - Dialog Semiconductor DA9217 Datasheet HTML 41Page - Dialog Semiconductor DA9217 Datasheet HTML 42Page - Dialog Semiconductor DA9217 Datasheet HTML 43Page - Dialog Semiconductor DA9217 Datasheet HTML 44Page - Dialog Semiconductor Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 40 / 48 page
background image
DA9217
High-Performance Dual-Phase DC-DC Converter
Datasheet
Revision 2.0
18-Sep-2020
CFR0011-120-00
40 of 48
© 2020 Dialog Semiconductor
Bit
Symbol
Description
[3:1]
CH1_SR_STARTUP
Voltage slew-rate during startup
Value
Description
0x0
10 mV/8 µs
0x1
10 mV/4 µs
0x2
10 mV/2 µs
0x3
10 mV/µs
0x4
20 mV/µs
0x5
40 mV/µs
0x6
Reserved
0x7
Reserved
[0]
CH1_PD_DIS
Pull-down while buck is disabled. 0: enable, 1: disable
Table 41: BUCK_BUCK1_2 (0x0022)
Bit
Symbol
Description
[3:0]
CH1_ILIM
Select OCP threshold (A)
Value
Description
0x0
Reserved
0x1
3.5
0x2
4.0
0x3
4.5
0x4
5.0
0x5
5.5
0x6
6.0
0x7
6.5
0x8
7.0
0x9
7.5
0xA
8.0
0xB
8.5
0xC
9.0
0xD
9.5
0xE
10.0
0xF
Disable



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com