データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PE83501 データシート(PDF) 4 Page - Peregrine Semiconductor Corp.

部品番号 PE83501
部品情報  3.5 GHz Low Power CMOS Divide-by-2 Prescaler
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PEREGRINE [Peregrine Semiconductor Corp.]
ホームページ  http://www.peregrine-semi.com
Logo PEREGRINE - Peregrine Semiconductor Corp.

PE83501 データシート(HTML) 4 Page - Peregrine Semiconductor Corp.

  PE83501 Datasheet HTML 1Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 2Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 3Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 4Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 5Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 6Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 7Page - Peregrine Semiconductor Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 7 page
background image
PE83501
Product Specification
Copyright
Peregrine Semiconductor Corp. 2003
File No. 70/0124~00B
| UTSi  CMOS RFIC SOLUTIONS
Page 4 of 7
Typical Performance Data: VDD = 3.0V
Figure 6. Input Sensitivity
Figure 7. Device Current
Figure 8. Output Power



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com