データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

PE83501 データシート(PDF) 6 Page - Peregrine Semiconductor Corp.

部品番号 PE83501
部品情報  3.5 GHz Low Power CMOS Divide-by-2 Prescaler
PDF  7 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  PEREGRINE [Peregrine Semiconductor Corp.]
ホームページ  http://www.peregrine-semi.com
Logo PEREGRINE - Peregrine Semiconductor Corp.

PE83501 データシート(HTML) 6 Page - Peregrine Semiconductor Corp.

  PE83501 Datasheet HTML 1Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 2Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 3Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 4Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 5Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 6Page - Peregrine Semiconductor Corp. PE83501 Datasheet HTML 7Page - Peregrine Semiconductor Corp.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 6 / 7 page
background image
PE83501
Product Specification
Copyright
Peregrine Semiconductor Corp. 2003
File No. 70/0124~00B
| UTSi  CMOS RFIC SOLUTIONS
Page 6 of 7
FRONT VIEW
2.95±0.10
0.08
A B C
0.33+0.07
-0.08
0.10 A
0.10±0.05
3.00±0.10
0.86±0.08
1.10 MAX
- C -
- A -
1
0.65BSC
0.51±0.13
2.45±0.10
0.51±0.13
2X
8
3.00±0.10
.25 A B C
23
4
- B -
.525BSC
TOP VIEW
5
6
7
4.90±0.15
3.00±0.10
SIDE VIEW
2.95±0.10
Figure 10. Package Drawing
8-Lead MSOP
Table 6. Ordering Information
Order
Code
Part Marking
Description
Package
Shipping
Method
83501-11
PE83501
PE83501-08MSOP-100A
8-lead MSOP
50 pcs. / Tube
83501-12
PE83501
PE83501-08MSOP-2000C
8-lead MSOP
2000 pcs. / T&R
83501-00
PE83501-EK
PE83501-08MSOP-EK
Evaluation Board
1 / Box



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com