データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1504460000 データシート(PDF) 3 Page - Weidmuller

部品番号 1504460000
部品情報  Modbus TCP/Modbus Seriell Gateway
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEIDMULLER [Weidmuller]
ホームページ  http://www.weidmuller.com
Logo WEIDMULLER - Weidmuller

1504460000 データシート(HTML) 3 Page - Weidmuller

  1504460000 Datasheet HTML 1Page - Weidmuller 1504460000 Datasheet HTML 2Page - Weidmuller 1504460000 Datasheet HTML 3Page - Weidmuller 1504460000 Datasheet HTML 4Page - Weidmuller  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
Data sheet
 
IE-GW-MB-2TX-1RS232/485
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com
Technical data
 
 
Creation date November 4, 2021 1:32:50 AM CET
 
Catalogue status 22.10.2021 / We reserve the right to make technical changes.
3
Interfaces
 
Ethernet ports
2
  Interface standards
RS-232/422/485
Magnetic isolation protection
1.5 kV built-in
  RJ45 ports
10/100BaseT(X), Auto
MDI/MDI-X port
RS485 data direction control
ADDC® (automatic data
direction control)
  Serial cable protection
15 KV ESD protection for
all signals
Serial port
DB9 RS-232, Terminal
block for RS-422/485
  Serial ports
1
 
MTBF
 
MTBF
According to Standard
Telcordia (Bellcore), GB
Operating time (hours), min.
210,794 h
 
Power supply
 
Connection type
1 removable 7-pole terminal block
Current consumption
Voltage
12 V DC
Current
0.435 A
Voltage
24 V DC
Current
0.218 A
Voltage
48 V DC
Current
0.109 A
Voltage supply
24 V DC, 2 redundant inputs
Voltage supply range
Voltage type
DC
Voltage, min.
12 V
Voltage, max.
48 V
 
Serial communication parameters
 
Baud rate
50 bit/s to 921.6 kbit/s   Data bits
7, 8
Flow control
RTS/CTS and DTR/DSR
(RS-232)
  Parity
none, straight, odd, Space,
Mark
Stop bits
1, 2
   
 
Serial signals
 
RS232
TxD, RxD, RTS, CTS, DTR,
DSR, DCD, GND
  RS422
TxD+, TxD-, RxD+, RxD-,
GND
RS485 2-wire
Data+, Data-, GND
  RS485 4-wire
TxD+, TxD-, RxD+, RxD-,
GND
 
Technical data
 
Housing main material
Plastic
  Protection degree
IP30
Type of mounting
DIN rail
   
 



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com