データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

1504460000 データシート(PDF) 1 Page - Weidmuller

部品番号 1504460000
部品情報  Modbus TCP/Modbus Seriell Gateway
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEIDMULLER [Weidmuller]
ホームページ  http://www.weidmuller.com
Logo WEIDMULLER - Weidmuller

1504460000 データシート(HTML) 1 Page - Weidmuller

  1504460000 Datasheet HTML 1Page - Weidmuller 1504460000 Datasheet HTML 2Page - Weidmuller 1504460000 Datasheet HTML 3Page - Weidmuller 1504460000 Datasheet HTML 4Page - Weidmuller  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 1 / 4 page
background image
Data sheet
 
 
Creation date November 4, 2021 1:32:50 AM CET
 
Catalogue status 22.10.2021 / We reserve the right to make technical changes.
1
IE-GW-MB-2TX-1RS232/485
Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
 
www.weidmueller.com
Product image
 
 
• RTU slave mode for communication between up to 16
TCP masters and 31 serial slaves
• RTU master mode for communication between 1 serial
master and up to 31 TCP slaves
• Integrated Modbus protocol analysis
• Redundant DC power supply inputs
• Integrated 2-port switch for setting up a linear topology
General ordering data
 
Version
Modbus TCP/Modbus Seriell Gateway, 2x
RJ45, 1x DB9 for RS-232, 1x terminal block for
RS-422/485, IP30, 0 °C...60 °C
Order No.
1504460000
Type
IE-GW-MB-2TX-1RS232/485
GTIN (EAN)
4050118312423
Qty.
1 pc(s).
Delivery status
This article will no longer be available in the future.
Available until
2022-02-01
Alternative product
2682600000
 


同様の部品番号 - 1504460000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
Festo Corporation.
150446 FESTO-150446 Datasheet
110Kb / 2P
Proximity sensor
More results

同様の説明 - 1504460000

メーカー部品番号データシート部品情報
logo
List of Unclassifed Man...
G38910052230 ETC2-G38910052230 Datasheet
131Kb / 5P
Ethernet Modbus/TCP Gateway
logo
PHOENIX CONTACT
2702765 PHOENIX-2702765 Datasheet
81Kb / 5P
The GW MODBUS TCP/RTU... gateway converts serial based Modbus RTU (or ASCII) to Modbus TCP
logo
D+H Mechatronic AG
ACN-GW501-MRTU-0200 DH-ACN-GW501-MRTU-0200 Datasheet
476Kb / 2P
Modbus gateway
logo
Beckhoff Automation Gmb...
TF6250 BECKHOFF-TF6250 Datasheet
208Kb / 1P
TC3 Modbus TCP
logo
Weidmuller
1504470000 WEIDMULLER-1504470000 Datasheet
232Kb / 4P
Modbus TCP/Modbus Seriell Gateway
2682600000 WEIDMULLER-2682600000 Datasheet
150Kb / 4P
Serial/Ethernet converter and Modbus TCP/RTU gateway,
November 4, 2021
logo
Advantech Co., Ltd.
EKI-1242ECMS ADVANTECH-EKI-1242ECMS Datasheet
249Kb / 2P
Modbus RTU/TCP to EtherCAT Fieldbus Gateway
17-Jan-2019
EKI-1242PNMS ADVANTECH-EKI-1242PNMS Datasheet
255Kb / 2P
Modbus RTU/TCP to PROFINET Fieldbus Gateway
26-Sep-2018
logo
NHP Electrical Engineer...
PLX31-EIP-MBTCP NHP-PLX31-EIP-MBTCP Datasheet
597Kb / 1P
PROSOFT GATEWAY ETHERNET/IP TO MODBUS TCP GATEWAY
12 May 2023,
PLX31-MBTCP-MBS NHP-PLX31-MBTCP-MBS Datasheet
590Kb / 1P
PROSOFT GATEWAY MODBUS TCP TO MODBUS SERIAL
12 May 2023,
More results


Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com