データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

MPC5121EE データシート(PDF) 68 Page - NXP Semiconductors

部品番号 MPC5121EE
部品情報  MPC5121e (Early) Data Sheet
PDF  86 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  NXP [NXP Semiconductors]
ホームページ  http://www.nxp.com
Logo NXP - NXP Semiconductors

MPC5121EE データシート(HTML) 68 Page - NXP Semiconductors

Back Button MPC5121EE Datasheet HTML 64Page - NXP Semiconductors MPC5121EE Datasheet HTML 65Page - NXP Semiconductors MPC5121EE Datasheet HTML 66Page - NXP Semiconductors MPC5121EE Datasheet HTML 67Page - NXP Semiconductors MPC5121EE Datasheet HTML 68Page - NXP Semiconductors MPC5121EE Datasheet HTML 69Page - NXP Semiconductors MPC5121EE Datasheet HTML 70Page - NXP Semiconductors MPC5121EE Datasheet HTML 71Page - NXP Semiconductors MPC5121EE Datasheet HTML 72Page - NXP Semiconductors Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 68 / 86 page
background image
MPC5121e (Early) Data Sheet, Rev. 1
Preliminary—Subject to Change Without Notice
Electrical and Thermal Characteristics
Freescale Semiconductor
68
Figure 47. Timing Diagram – IrDA Transmit Line
2.3.20.4
SPI Mode
NOTE
Output timing is specified at a nominal 50 pF load.
Table 44. Timing Specifications – SPI Master Mode, Format 0 (CPHA = 0)
Sym
Description
Min
Max
Units
SpecID
1
SCK cycle time, programable in the PSC CCS register
30.0
—
ns
A20.26
2
SCK pulse width, 50% SCK duty cycle
15.0
—
ns
A20.27
3
Slave select clock delay, programable in the PSC CCS register
30.0
—
ns
A20.28
4
Output Data valid after Slave Select (SS)
—
8.9
ns
A20.29
5
Output Data valid after SCK
—
8.9
ns
A20.30
6
Input Data setup time
6.0
—
ns
A20.31
7
Input Data hold time
1.0
—
ns
A20.32
8
Slave disable lag time
—
TSCK
ns
A20.33
9
Sequential Transfer delay, programable in the PSC CTUR / CTLR
register
15.0
—
ns
A20.34
10
Clock falling time
—
7.9
ns
A20.35
11
Clock rising time
—
7.9
ns
A20.36
IrDA_TX
4
3
(SIR/FIR/MIR)
12



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com