データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

WCFS1016C1C データシート(PDF) 3 Page - Weida Semiconductor, Inc.

部品番号 WCFS1016C1C
部品情報  64K x 16 Static RAM
PDF  9 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  WEIDA [Weida Semiconductor, Inc.]
ホームページ  http://www.weida.com.my/website/
Logo WEIDA - Weida Semiconductor, Inc.

WCFS1016C1C データシート(HTML) 3 Page - Weida Semiconductor, Inc.

  WCFS1016C1C Datasheet HTML 1Page - Weida Semiconductor, Inc. WCFS1016C1C Datasheet HTML 2Page - Weida Semiconductor, Inc. WCFS1016C1C Datasheet HTML 3Page - Weida Semiconductor, Inc. WCFS1016C1C Datasheet HTML 4Page - Weida Semiconductor, Inc. WCFS1016C1C Datasheet HTML 5Page - Weida Semiconductor, Inc. WCFS1016C1C Datasheet HTML 6Page - Weida Semiconductor, Inc. WCFS1016C1C Datasheet HTML 7Page - Weida Semiconductor, Inc. WCFS1016C1C Datasheet HTML 8Page - Weida Semiconductor, Inc. WCFS1016C1C Datasheet HTML 9Page - Weida Semiconductor, Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 9 page
background image
WCFS1016C1C
Page 3 of 9
Notes:
4.
Tested initially and after any design or process changes that may affect
these parameters
Capacitance[4]
Parameter
Description
Test Conditions
Max.
Unit
CIN
Input Capacitance
TA = 25°C, f = 1 MHz,
VCC = 5.0V
8
pF
COUT
Output Capacitance
8
pF
AC Test Loads and Waveforms
1021B-3
90%
10%
3.0V
GND
90%
10%
ALL INPUT PULSES
5V
OUTPUT
30 pF
INCLUDING
JIG AND
SCOPE
5V
OUTPUT
5 pF
INCLUDING
JIG AND
SCOPE
(a)
(b)
OUTPUT
R 481
R 481
R2
255
R2
255
167
Equivalent to: THÉVENIN
EQUIVALENT
1.73V
30 pF
Rise Time: 1 V/ns
Fall Time:1 V/ns



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com