データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CSXX05U データシート(PDF) 2 Page - CUI INC

部品番号 CSXX05U
部品情報  CURRENT SENSOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CUI [CUI INC]
ホームページ  http://www.cui.com
Logo CUI - CUI INC

CSXX05U データシート(HTML) 2 Page - CUI INC

  CSXX05U_V01 Datasheet HTML 1Page - CUI INC CSXX05U_V01 Datasheet HTML 2Page - CUI INC CSXX05U_V01 Datasheet HTML 3Page - CUI INC CSXX05U_V01 Datasheet HTML 4Page - CUI INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 2 / 4 page
background image
date 02/19/2020
│ page 2 of 4
cuidevices.com
CUI Devices
│ SERIES: CSXX05U │ DESCRIPTION: CURRENT SENSOR
SOLDERABILITY
parameter
conditions/description
min
typ
max
units
hand soldering
for maximum 3 seconds
280
°C
MECHANICAL
parameter
conditions/description
min
typ
max
units
dimensions
15 x 15 x 20
mm
case material
PBT
terminals
phosphorbronzewithtinplating
weight
8
g
MECHANICAL DRAWING
①② ③④
⑤⑥
units: mm
tolerance: ±0.5 mm
Recommended PCB Layout
TopView
PIN CONNECTIONS
PIN
FUNCTION
1
+5V
2
NC
3
Output(V)
4
0V
5
+Input (A)
6
-Input (A)
MODEL NO.
ØA
(mm)
ØB
(mm)
CS0305U
0.6
1.2
CS0505U
0.9
1.5
CS1005U
1.1
1.7
CS1505U
1.4
2.0
CS2005U
1.7
2.3
Additional Resources: Product Page | 3D Model | PCB Footprint



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com