データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

CSXX05U データシート(PDF) 3 Page - CUI INC

部品番号 CSXX05U
部品情報  CURRENT SENSOR
PDF  4 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  CUI [CUI INC]
ホームページ  http://www.cui.com
Logo CUI - CUI INC

CSXX05U データシート(HTML) 3 Page - CUI INC

  CSXX05U_V01 Datasheet HTML 1Page - CUI INC CSXX05U_V01 Datasheet HTML 2Page - CUI INC CSXX05U_V01 Datasheet HTML 3Page - CUI INC CSXX05U_V01 Datasheet HTML 4Page - CUI INC  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 3 / 4 page
background image
date 02/19/2020
│ page 3 of 4
cuidevices.com
CUI Devices
│ SERIES: CSXX05U │ DESCRIPTION: CURRENT SENSOR
PERFORMANCE CURVES
0.5
1.0
1.5
2.0
4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
5.0
0
80
60
40
20
-20
0
2.26
2.28
2.30
2.32
2.34
n=5
Max.
Ave.
Min.
80
60
40
20
-20
0
0.27
0.28
0.29
0.30
0.31
n=5
Max.
Ave.
Min.
0.32
0.26
100
80
70
60
90
10
100
1k
10k
100k
Ambient Temperature (°C)
Ambient Temperature (°C)
Input Current (A)
Frequency Input Current (Hz)
OutputVoltagevs.InputCurrent
OutputVoltagevs.AmbientTemperature
(at +If)
OffsetVoltagevs.AmbientTemperature
(at Zero Current)
DERATING CURVE
Ambient Temperature (°C)
-10
60
80
100
40
20
0
40
Temperature Derating Curve
(Natural Convection)
0
80
20
30
50
60
70
45
75
InputCurrentFrequencyvs.OutputAttenuation
Additional Resources: Product Page | 3D Model | PCB Footprint



Html Pages

1 2 3 4


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com