データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

BLP05M7200 データシート(PDF) 4 Page - Ampleon Netherlands B.V.

部品番号 BLP05M7200
部品情報  Power LDMOS transistor
PDF  10 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AMPLEON [Ampleon Netherlands B.V.]
ホームページ  https://www.ampleon.com
Logo AMPLEON - Ampleon Netherlands B.V.

BLP05M7200 データシート(HTML) 4 Page - Ampleon Netherlands B.V.

  BLP05M7200 Datasheet HTML 1Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP05M7200 Datasheet HTML 2Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP05M7200 Datasheet HTML 3Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP05M7200 Datasheet HTML 4Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP05M7200 Datasheet HTML 5Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP05M7200 Datasheet HTML 6Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP05M7200 Datasheet HTML 7Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP05M7200 Datasheet HTML 8Page - Ampleon Netherlands B.V. BLP05M7200 Datasheet HTML 9Page - Ampleon Netherlands B.V. Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 4 / 10 page
background image
BLP05M7200
All information provided in this document is subject to legal disclaimers.
© Ampleon Netherlands B.V. 2017. All rights reserved.
Product data sheet
Rev. 5 — 27 June 2017
4 of 10
BLP05M7200
Power LDMOS transistor
7.3 Test circuit
Fig 1.
Definition of transistor impedance
001aaf059
drain
ZL
ZS
gate
Printed-Circuit Board (PCB): Rogers RO4350B;
r = 3.5; thickness = 0.762 mm.
See Table 9 for list of components.
Fig 2.
Component layout for test circuit
Table 9.
List of components
For test circuit, see Figure 2.
Component
Description
Value
Remarks
C1, C3
multilayer ceramic chip capacitor
160 pF
ATC800A
C2
multilayer ceramic chip capacitor
39 pF
ATC800A
C4, C9
multilayer ceramic chip capacitor
910 pF
ATC800B
C5, C6
multilayer ceramic chip capacitor
33 pF
ATC800B
aaa-008975
L1
C9
C6
C5
C7
C8
C10
150.4 mm
130 mm
C3
C1
C12
C2
C4
R1
C11
L2



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com