データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

AM3406E3R データシート(PDF) 7 Page - AiT Semiconductor Inc.

部品番号 AM3406E3R
部品情報  MOSFET 30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
PDF  8 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  AITSEMI [AiT Semiconductor Inc.]
ホームページ  https://ait-ic.com/
Logo AITSEMI - AiT Semiconductor Inc.

AM3406E3R データシート(HTML) 7 Page - AiT Semiconductor Inc.

  AM3406E3R Datasheet HTML 1Page - AiT Semiconductor Inc. AM3406E3R Datasheet HTML 2Page - AiT Semiconductor Inc. AM3406E3R Datasheet HTML 3Page - AiT Semiconductor Inc. AM3406E3R Datasheet HTML 4Page - AiT Semiconductor Inc. AM3406E3R Datasheet HTML 5Page - AiT Semiconductor Inc. AM3406E3R Datasheet HTML 6Page - AiT Semiconductor Inc. AM3406E3R Datasheet HTML 7Page - AiT Semiconductor Inc. AM3406E3R Datasheet HTML 8Page - AiT Semiconductor Inc.  
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 7 / 8 page
background image
AiT Semiconductor Inc.
www.ait-ic.com
AM3406
MOSFET
30V N-CHANNEL ENHANCEMENT MODE
REV2.0
- MAR 2011 RELEASED, APR 2019 UPDATED -
- 7 -
PACKAGE INFORMATION
Dimension in SOT-23 Package (Unit: mm)
Symbol
Millimeters
Inches
Min.
Max.
Min.
Max.
A
1.000
1.300
0.039
0.049
A1
0.000
0.100
0.000
0.004
A2
1.000
1.200
0.039
0.047
b
0.300
0.500
0.012
0.020
c
0.047
0.207
0.002
0.008
D
2.800
3.000
0.110
0.118
E
1.500
1.700
0.059
0.067
E1
2.600
3.000
0.102
0.118
e
0.950 TYP.
0.037 TYP
e1
1.900 TYP.
0.075 TYP.
L1
0.250
0.550
0.010
0.022
θ



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com