| データシートサーチシステム |
|
STM32F405RG データシート(PDF) 65 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F405RG データシート(HTML) 65 Page - STMicroelectronics |
|
65 / 204 page ![]() Port D PD0 - - - - - - - - - CAN1_RX - - FSMC_D2 - - EVENTOUT PD1 - - - - - - - - - CAN1_TX - - FSMC_D3 - - EVENTOUT PD2 - - TIM3_ETR - - - - - UART5_RX - - - SDIO_CMD DCMI_D11 - EVENTOUT PD3 - - - - - - - USART2_CTS - - - - FSMC_CLK - - EVENTOUT PD4 - - - - - - - USART2_RTS - - - - FSMC_NOE - - EVENTOUT PD5 - - - - - - - USART2_TX - - - - FSMC_NWE - - EVENTOUT PD6 - - - - - - - USART2_RX - - - - FSMC_NWAIT - - EVENTOUT PD7 - - - - - - - USART2_CK - - - - FSMC_NE1/ FSMC_NCE2 - - EVENTOUT PD8 - - - - - - - USART3_TX - - - - FSMC_D13 - - EVENTOUT PD9 - - - - - - - USART3_RX - - - - FSMC_D14 - - EVENTOUT PD10 - - - - - - - USART3_CK - - - - FSMC_D15 - - EVENTOUT PD11 - - - - - - - USART3_CTS - - - - FSMC_A16 - - EVENTOUT PD12 - - TIM4_CH1 - - - - USART3_RTS - - - - FSMC_A17 - - EVENTOUT PD13 - - TIM4_CH2 - - - - - - - - - FSMC_A18 - - EVENTOUT PD14 - - TIM4_CH3 - - - - - - - - - FSMC_D0 - - EVENTOUT PD15 - - TIM4_CH4 - - - - - - - - - FSMC_D1 - - EVENTOUT Table 9. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10 /11 I2C1/2/3 SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2e xt SPI3/I2Sext /I2S3 USART1/2/3/ I2S3ext UART4/5/ USART6 CAN1/2 TIM12/13/ 14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO /OTG_FS DCMI |