| データシートサーチシステム |
|
STM32F407IG データシート(PDF) 63 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
STM32F407IG データシート(HTML) 63 Page - STMicroelectronics |
|
63 / 204 page ![]() Port B PB0 - TIM1_CH2N TIM3_CH3 TIM8_CH2N - - - - - - OTG_HS_ULPI_ D1 ETH _MII_RXD2 - - - EVENTOUT PB1 - TIM1_CH3N TIM3_CH4 TIM8_CH3N - - - - - OTG_HS_ULPI_ D2 ETH _MII_RXD3 - - - EVENTOUT PB2 - - - - - - - - - - - - - - - EVENTOUT PB3 JTDO/ TRACES WO TIM2_CH2 - - - SPI1_SCK SPI3_SCK I2S3_CK - - - - - - - - EVENTOUT PB4 NJTRST - TIM3_CH1 - SPI1_MISO SPI3_MISO I2S3ext_SD - - - - - - - EVENTOUT PB5 - - TIM3_CH2 I2C1_SMB A SPI1_MOSI SPI3_MOSI I2S3_SD - CAN2_RX OTG_HS_ULPI_ D7 ETH _PPS_OUT - DCMI_D10 - EVENTOUT PB6 - - TIM4_CH1 I2C1_SCL - - USART1_TX - CAN2_TX - - - DCMI_D5 - EVENTOUT PB7 - - TIM4_CH2 I2C1_SDA - - USART1_RX - - - - FSMC_NL DCMI_VSYN C -EVENTOUT PB8 - - TIM4_CH3 TIM10_CH1 I2C1_SCL - - - - CAN1_RX - ETH _MII_TXD3 SDIO_D4 DCMI_D6 - EVENTOUT PB9 - - TIM4_CH4 TIM11_CH1 I2C1_SDA SPI2_NSS I2S2_WS - - - CAN1_TX - - SDIO_D5 DCMI_D7 - EVENTOUT PB10 - TIM2_CH3 - - I2C2_SCL SPI2_SCK I2S2_CK -USART3_TX - - OTG_HS_ULPI_ D3 ETH_ MII_RX_ER - - - EVENTOUT PB11 - TIM2_CH4 - - I2C2_SDA - - USART3_RX - - OTG_HS_ULPI_ D4 ETH _MII_TX_EN ETH _RMII_TX_EN -- - EVENTOUT PB12 - TIM1_BKIN - - I2C2_ SMBA SPI2_NSS I2S2_WS - USART3_CK - CAN2_RX OTG_HS_ULPI_ D5 ETH _MII_TXD0 ETH _RMII_TXD0 OTG_HS_ID - - EVENTOUT PB13 - TIM1_CH1N - - - SPI2_SCK I2S2_CK - USART3_CTS - CAN2_TX OTG_HS_ULPI_ D6 ETH _MII_TXD1 ETH _RMII_TXD1 -- - EVENTOUT PB14 - TIM1_CH2N - TIM8_CH2N - SPI2_MISO I2S2ext_SD USART3_RTS - TIM12_CH1 - - OTG_HS_DM - - EVENTOUT PB15 RTC_ REFIN TIM1_CH3N - TIM8_CH3N - SPI2_MOSI I2S2_SD - - - TIM12_CH2 - - OTG_HS_DP - - EVENTOUT Table 9. Alternate function mapping (continued) Port AF0 AF1 AF2 AF3 AF4 AF5 AF6 AF7 AF8 AF9 AF10 AF11 AF12 AF13 AF14 AF15 SYS TIM1/2 TIM3/4/5 TIM8/9/10 /11 I2C1/2/3 SPI1/SPI2/ I2S2/I2S2e xt SPI3/I2Sext /I2S3 USART1/2/3/ I2S3ext UART4/5/ USART6 CAN1/2 TIM12/13/ 14 OTG_FS/ OTG_HS ETH FSMC/SDIO /OTG_FS DCMI |