データシートサーチシステム
  Japanese  ▼
ALLDATASHEET.JP

X  

RHF1009AK1 データシート(PDF) 8 Page - STMicroelectronics

部品番号 RHF1009AK1
部品情報  Rad-hard adjustable 2.5 V/5.5 V precision shunt V-ref
PDF  19 Pages
Scroll/Zoom Zoom In 100%  Zoom Out
メーカー  STMICROELECTRONICS [STMicroelectronics]
ホームページ  http://www.st.com
Logo STMICROELECTRONICS - STMicroelectronics

RHF1009AK1 データシート(HTML) 8 Page - STMicroelectronics

Back Button RHF1009AK1 Datasheet HTML 4Page - STMicroelectronics RHF1009AK1 Datasheet HTML 5Page - STMicroelectronics RHF1009AK1 Datasheet HTML 6Page - STMicroelectronics RHF1009AK1 Datasheet HTML 7Page - STMicroelectronics RHF1009AK1 Datasheet HTML 8Page - STMicroelectronics RHF1009AK1 Datasheet HTML 9Page - STMicroelectronics RHF1009AK1 Datasheet HTML 10Page - STMicroelectronics RHF1009AK1 Datasheet HTML 11Page - STMicroelectronics RHF1009AK1 Datasheet HTML 12Page - STMicroelectronics Next Button
Zoom Inzoom in Zoom Outzoom out
 8 / 19 page
background image
Radiation
RHF1009A
8/19
DocID025148 Rev 3
Figure 7. Output impedance vs. freq. at +25 °C,
Ck = 47 nF
Figure 8. Output impedance vs. freq. at 25 °C,
Ck = 100 nF
Figure 9. Output impedance vs. freq. at -55 °C,
Ck = 47 nF
Figure 10. Output impedance vs. freq. at -55 °C,
Ck = 100 nF
Figure 11. Output impedance vs. freq. at
+125 °C, Ck = 470 nF
Figure 12. Output impedance vs. freq. at
+125 °C, Ck = 1 µF



Html Pages

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


データシート ダウンロード

Go To PDF Page


リンク URL



ALLDATASHEETはお客様のビジネスに役立ちますか?  [ DONATE ] 

Alldatasheetは   |   広告   |   お問い合わせ   |   プライバシーポリシー   |   データシートへのリンク    |   リンク交換   |   メーカーリスト
All Rights Reserved©Alldatasheet.com


Mirror Sites
English : Alldatasheet.com  |   English : Alldatasheet.net  |   Chinese : Alldatasheetcn.com  |   German : Alldatasheetde.com  |   Japanese : Alldatasheet.jp
Russian : Alldatasheetru.com  |   Korean : Alldatasheet.co.kr  |   Spanish : Alldatasheet.es  |   French : Alldatasheet.fr  |   Italian : Alldatasheetit.com
Portuguese : Alldatasheetpt.com  |   Polish : Alldatasheet.pl  |   Vietnamese : Alldatasheet.vn
Indian : Alldatasheet.in  |   Mexican : Alldatasheet.com.mx  |   British : Alldatasheet.co.uk  |   New Zealand : Alldatasheet.co.nz
Family Site : ic2ic.com  |   icmetro.com