| データシートサーチシステム |
|
TDA7808 データシート(PDF) 32 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7808 データシート(HTML) 32 Page - STMicroelectronics |
|
32 / 39 page ![]() I2C registers TDA7808 32/39 DS12230 Rev 4 10.1.4 IB3 - Subaddress "I0000011h" - default = "00000000" Table 14. IB3 - Subaddress "I0000011h" - default = "00000000" Bit Instruction decoding bit D7-D3 Not used D2 Digital High pass filter enable/disable 0: enable 1: disable D1 Input offset detection 0: enable 1: disable D0 Amplifier on/off 0: off 1: on |