| データシートサーチシステム |
|
TDA7808 データシート(PDF) 35 Page - STMicroelectronics |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||
TDA7808 データシート(HTML) 35 Page - STMicroelectronics |
|
35 / 39 page ![]() DS12230 Rev 4 35/39 TDA7808 Package information 38 11.2 Flexiwatt 27 (vertical) package information Figure 34. Flexiwatt 27 (vertical) package outline Table 16. Flexiwatt 27 (vertical) package mechanical data Ref Dimensions Millimeters Inches(1) Min. Typ. Max. Min. Typ. Max. A 4.45 4.50 4.65 0.1752 0.1772 0.1831 B 1.80 1.90 2.00 0.0709 0.0748 0.0787 C - 1.40 - - 0.0551 - D 0.75 0.90 1.05 0.0295 0.0354 0.0413 E 0.37 0.39 0.42 0.0146 0.0154 0.0165 F(2) - - 0.57 - - 0.0224 G 0.80 1.00 1.20 0.0315 0.0394 0.0472 G1 25.75 26.00 26.25 1.0138 1.0236 1.0335 H (3) 28.90 29.23 29.30 1.1378 1.1508 1.1535 H1 - 17.00 - - 0.6693 - H2 - 12.80 - - 0.5039 - |